Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STGW30NC120HD_0710 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce STGW30NC120HD_0710
Description  N-channel 1200V - 30A - TO-247 very fast PowerMESH IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW30NC120HD_0710 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
Contents
STGW30NC120HD
2/13
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


Numéro de pièce similaire - STGW30NC120HD_0710

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
More results

Description similaire - STGW30NC120HD_0710

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
109Kb / 9P
   N-CHANNEL 30A - 1200V - TO-247 VERY FAST PowerMESH-TM IGBT
STGW20NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW20NC60VD Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30N90D STMICROELECTRONICS-STGW30N90D Datasheet
159Kb / 10P
   N-channel 900V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH IGBT
STGP20NC60V STMICROELECTRONICS-STGP20NC60V Datasheet
293Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V - TO-220/TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NB60HD STMICROELECTRONICS-STGW30NB60HD Datasheet
91Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V_04 Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NB60H STMICROELECTRONICS-STGW30NB60H Datasheet
86Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
340Kb / 10P
   N-CHANNEL 40A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH??IGBT
STGW30NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW30NC60WD_07 Datasheet
306Kb / 14P
   N-channel 30A - 600V - TO-247 Ultra fast switching PowerMESH??IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com