Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SA51 Fiches technique(PDF) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
|
SA51 Fiches technique(HTML) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
3 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=250C unless otherwise noted) Breakdown Voltage V(BR) (Note1) Volts Min Max Device Type Test Current IT (mA) Stant-off voltage VWM (Volts) Maximun Peak Pulse Current IPPM(Note2) Amps Maximun Temperature Coefficient of VBR MV / 0C Maximun Clamping Voltage at IPPM Vc Volts Maximun Reverse Leakage at VWM ID(Note3) uA 7.30 7.00 8.15 7.37 8.82 7.98 9.51 8.60 10.2 9.21 10.9 9.83 11.5 10.4 12.2 11.1 13.6 12.3 14.9 13.5 16.3 14.7 17.6 15.9 19.1 17.2 20.4 18.5 21.8 19.7 23.1 20.9 24.4 22.1 27.1 24.5 29.8 26.9 32.6 29.5 35.3 31.6 38.0 34.4 40.7 36.8 44.9 40.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 10.0 10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 15.0 15.0 16.0 16.0 17.0 17.0 18.0 18.0 20.0 20.0 22.0 22.0 24.0 24.0 26.0 26.0 28.0 28.0 30.0 30.0 33.0 33.0 600 600 600 600 400 400 150 150 50 50 25 25 10 10 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 54.0 57.0 46.0 50.0 42.0 46.0 39.0 43.0 36.0 40.0 35.0 38.0 33.0 36.0 31.0 34.0 27.0 30.0 26.0 28.0 23.0 26.0 22.0 24.0 20.3 22.6 19.5 21.0 18.0 20.0 17.0 19.0 16.3 17.9 14.0 16.0 13.0 14.7 12.0 13.4 11.0 12.4 10.0 11.5 9.8 10.8 8.8 9.8 9.60 9.20 11.4 10.3 12.3 11.2 13.3 12.0 14.3 12.9 15.0 13.6 15.9 14.4 16.9 15.4 18.8 17.0 20.1 18.2 22.0 19.9 23.8 21.5 25.8 23.2 26.9 24.4 28.8 26.0 30.5 27.6 32.2 29.2 35.8 32.4 39.4 35.6 43.0 38.9 46.6 42.1 50.1 45.4 53.5 48.4 59.0 53.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 16.0 16.0 19.0 17.0 20.0 19.0 21.0 20.0 25.0 23.0 28.0 25.0 31.0 28.0 31.0 30.0 35.0 31.0 39.0 36.0 42.0 39.0 SA5.0 SA5.0A SA6.0 SA6.0A SA6.5 SA6.5A SA7.0 SA7.0A SA7.5 SA7.5A SA8.0 SA8.0A SA8.5 SA8.5A SA9.0 SA9.0A SA10 SA10A SA11 SA11A SA12 SA12A SA13 SA13A SA14 SA14A SA15 SA15A SA16 SA16A SA17 SA17A SA18 SA18A SA20 SA20A SA22 SA22A SA24 SA24A SA26 SA26A SA28 SA28A SA30 SA30A SA33 SA33A 6.40 6.40 6.67 6.67 7.22 7.22 7.78 7.78 8.33 8.33 8.89 8.89 9.44 9.44 10.0 10.0 11.1 11.1 12.2 12.2 13.3 13.3 14.4 14.4 15.6 15.6 16.7 16.7 17.8 17.8 18.9 18.9 20.0 20.0 22.2 22.2 24.4 24.4 26.7 26.7 28.9 28.9 31.1 31.1 33.3 33.3 36.7 36.7 |
Numéro de pièce similaire - SA51 |
|
Description similaire - SA51 |