Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST13007NFP Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
ST13007NFP Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 7 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 D1 1.27 0.050 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G 4.95 5.15 0.194 0.203 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H2 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.0 14.0 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.2 6.6 0.244 0.260 L9 3.5 3.93 0.137 0.154 DIA. 3.75 3.85 0.147 0.151 P011C TO-220 MECHANICAL DATA ST13007N / ST13007NFP 5/7 |
Numéro de pièce similaire - ST13007NFP |
|
Description similaire - ST13007NFP |