Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST13005 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
ST13005 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 8 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.4 4.6 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 B 0.7 0.93 0.027 0.036 B2 1.14 1.7 0.044 0.067 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.4 2.7 0.094 0.106 E 10 10.4 0.393 0.409 L 13.1 13.6 0.515 0.531 L1 3.48 3.78 0.137 0.149 L2 1.27 1.4 0.050 0.055 L L1 D L2 P011P5/E TO-262 (I 2PAK) MECHANICAL DATA ST13005 / STB13005-1 7/8 |
Numéro de pièce similaire - ST13005 |
|
Description similaire - ST13005 |