Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST1S03A Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
ST1S03A Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 14 page Package mechanical data ST1S03A 10/14 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 1.00 31.5 39.4 A1 0 0.05 0.0 2.0 A2 0.65 0.75 25.6 29.5 A3 0.20 7.9 b 0.33 0.43 13.0 16.9 D 2.90 3.00 3.10 114.2 118.1 122.0 D2 1.92 2.12 75.6 83.5 E 2.90 3.00 3.10 114.2 118.1 122.0 E2 1.11 1.31 43.7 51.6 e0.95 37.4 L 0.20 0.45 7.9 17.7 L1 0.24 9.4 L2 0.13 5.1 K 0.20 7.9 DFN6 (3x3) MECHANICAL DATA 7387339A |
Numéro de pièce similaire - ST1S03A |
|
Description similaire - ST1S03A |