Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
54HC244 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
54HC244 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
11 / 12 page PLCC20 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 9.78 10.03 0.385 0.395 B 8.89 9.04 0.350 0.356 D 4.2 4.57 0.165 0.180 d1 2.54 0.100 d2 0.56 0.022 E 7.37 8.38 0.290 0.330 e 1.27 0.050 e3 5.08 0.200 F 0.38 0.015 G 0.101 0.004 M 1.27 0.050 M1 1.14 0.045 P027A M54/M74HC240/241/244 11/12 |
Numéro de pièce similaire - 54HC244 |
|
Description similaire - 54HC244 |