Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF5851PBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF5851PBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5851PBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF5851PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF5851PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
IRF5851PbF
6
www.irf.com
N-Channel
Fig 12. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 11. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
ID = 2.7A
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
QG
QGS
QGD
VG
Charge
4.5 V
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
02
46
8
10
12
ID , Drain Current (A)
0.00
0.10
0.20
0.30
VGS = 4.5V
VGS = 2.5V


Numéro de pièce similaire - IRF5851PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5851 IRF-IRF5851 Datasheet
172Kb / 14P
   Power MOSFET(Vdss = -20 V)
IRF5851TRPBF IRF-IRF5851TRPBF Datasheet
255Kb / 14P
   Dual N and P Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF5851TRPBF VBSEMI-IRF5851TRPBF Datasheet
2Mb / 10P
   N- and P-Channel V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - IRF5851PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com