Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M50FW016 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
M50FW016 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 45 page M50FW016 4/45 Firmware Hub (FWH) General Purpose Input Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Manufacturer Code Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Device Code Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Multi-Byte Read/Write Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 12. Firmware Hub Register Configuration Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 13. Lock Register Bit Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 14. General Purpose Input Register Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PROGRAM AND ERASE TIMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Table 15. Program and Erase Times. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 MAXIMUM RATING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 16. Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 DC AND AC PARAMETERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 17. Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 18. FWH Interface AC Measurement Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 19. A/A Mux Interface AC Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 8. FWH Interface AC Testing Input Output Waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 9. A/A Mux Interface AC Testing Input Output Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 20. Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 21. DC Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 10.FWH Interface Clock Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 22. FWH Interface Clock Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 11.FWH Interface AC Signal Timing Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 23. FWH Interface AC Signal Timing Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 12.Reset AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 24. Reset AC Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 13.A/A Mux Interface Read AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 25. A/A Mux Interface Read AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 14.A/A Mux Interface Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 26. A/A Mux Interface Write AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 15.TSOP40 – 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10x20 mm, Package Outline . . . . . . . . . 35 Table 27. TSOP40 – 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10x20 mm, Package Mechanical Data. . 35 PART NUMBERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 28. Ordering Information Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 APPENDIX A.FLOWCHARTS AND PSEUDO CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 16.Program Flowchart and Pseudo Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 17.Quadruple Byte Program Flowchart and Pseudo Code (A/A Mux Interface Only) . . . . . 38 Figure 18.Quadruple Byte Program Flowchart and Pseudo Code (FWH Interface Only) . . . . . . . . 39 Figure 19.Program Suspend and Resume Flowchart, and Pseudo Code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 |
Numéro de pièce similaire - M50FW016 |
|
Description similaire - M50FW016 |