Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST1317EBB Fiches technique(PDF) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
ST1317EBB Fiches technique(HTML) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
4 / 6 page 3.3V CMOS Ultra Low Jitter Voltage Control (VCXO) 3.3V CMOS Ultra Low Jitter Voltage Control (VCXO) YN Series Crystal Oscillator Legacy ST1317 Series 7.0x5.0mm SaRonix-eCera™ is a Pericom® Semiconductor Corporation company • 1-800-435-2336 • www.pericom.com/saronix YN 4 All specifications are subject to change without notice. DS 269 Rev B | 07/03/07 Test Circuit (AC Coupled Load) Output Control POWER Control Voltage 0.01 μF 0.01 μF Test Point 1 6 2 3 4 5 SUPPLY 95 Ω Output Waveform VOL VOH 50% 20% 80% tf tr Duty cycle = 100% x (tA) / (tA + tB) tA tB |
Numéro de pièce similaire - ST1317EBB |
|
Description similaire - ST1317EBB |