Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST1317BBB Fiches technique(PDF) 3 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
ST1317BBB Fiches technique(HTML) 3 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
3 / 6 page 3.3V CMOS Ultra Low Jitter Voltage Control (VCXO) 3.3V CMOS Ultra Low Jitter Voltage Control (VCXO) YN Series Crystal Oscillator Legacy ST1317 Series 7.0x5.0mm SaRonix-eCera™ is a Pericom® Semiconductor Corporation company • 1-800-435-2336 • www.pericom.com/saronix YN 3 All specifications are subject to change without notice. DS 269 Rev B | 07/03/07 Test Circuit Absolute Maximum Ratings Parameter Min. Typ. Max. Units Notes Storage temperature -55 +125 °C Control voltage range -0.5 VDD +0.5 V Output Control POWER Control Voltage 0.1 μF 30pF (incl. Test Point 1 6 2 3 4 5 SUPPLY probe and fixture capacitance) Output Enable / Disable Function Parameter Min. Typ. Max. Units Notes Input voltage, output enable 3.0 V or open Input voltage, output high impedance 0.3 V Output is high impendance |
Numéro de pièce similaire - ST1317BBB |
|
Description similaire - ST1317BBB |