Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74LV157APWG4 Fiches technique(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
|
SN74LV157APWG4 Fiches technique(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
6 / 17 page SN54LV157A, SN74LV157A QUADRUPLE 2LINE TO 1LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS SCLS397F − APRIL 1998 − REVISED APRIL 2005 6 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 operating characteristics, TA = 25°C PARAMETER TEST CONDITIONS VCC TYP UNIT Cpd Power dissipation capacitance CL = 50 pF, f = 10 MHz 3.3 V 12.1 pF Cpd Power dissipation capacitance CL = 50 pF, f = 10 MHz 5 V 13.1 pF |
Numéro de pièce similaire - SN74LV157APWG4 |
|
Description similaire - SN74LV157APWG4 |