Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L78M08AC Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce L78M08AC
Description  Precision 500 mA regulators
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78M08AC Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L78M08AC Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L78M08AC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 29 page
background image
Contents
L78MxxAB - L78MxxAC
2/29
Contents
1
Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6
Typical performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7
Applications information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1
Design considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9
Order codes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28


Numéro de pièce similaire - L78M08AC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
L78M08ACDT STMICROELECTRONICS-L78M08ACDT Datasheet
203Kb / 17P
   PRECISION 500mA REGULATORS
More results

Description similaire - L78M08AC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
L78M05ACDT-TR STMICROELECTRONICS-L78M05ACDT-TR Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M24ACDT-TR STMICROELECTRONICS-L78M24ACDT-TR Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M STMICROELECTRONICS-L78M Datasheet
1Mb / 47P
   Precision 500 mA regulators
March 2017 Rev 21
L78M05AB STMICROELECTRONICS-L78M05AB_11 Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M10ABDT-TR STMICROELECTRONICS-L78M10ABDT-TR Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M08ABDT-TR STMICROELECTRONICS-L78M08ABDT-TR Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
May 2012 Rev 13
L78M12ABDT-TR STMICROELECTRONICS-L78M12ABDT-TR Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M24ABDT-TR STMICROELECTRONICS-L78M24ABDT-TR Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
L78M STMICROELECTRONICS-L78M_V01 Datasheet
1Mb / 45P
   Precision 500 mA regulators
Rev 24 - September 2020
CD00000448 STMICROELECTRONICS-CD00000448 Datasheet
650Kb / 31P
   Precision 500 mA regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com