Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLR3103PBF Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRLR3103PBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR3103PBF Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRLR3103PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IRLR/U3103PbF
www.irf.com
7
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
Fig 14. For N-Channel HEXFETS
* VGS = 5V for Logic Level Devices
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
ƒ
„
‚
RG
VDD
• dv/dt controlled by RG
• Driver same type as D.U.T.
• ISD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer

*


Numéro de pièce similaire - IRLR3103PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR3103PBF IRF-IRLR3103PBF Datasheet
292Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLR3103PBF IRF-IRLR3103PBF_15 Datasheet
292Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

Description similaire - IRLR3103PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com