Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6219 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
L6219 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
8 / 9 page SO24 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.35 2.65 0.093 0.104 A1 0.10 0.30 0.004 0.012 A2 2.55 0.100 B 0.33 0.51 0.013 0.0200 C 0.23 0.32 0.009 0.013 D 15.20 15.60 0.598 0.614 E 7.40 7.60 0.291 0.299 e 1.27 0,050 H 10.0 10.65 0.394 0.419 h 0.25 0.75 0.010 0.030 k0 ° (min.), 8° (max.) L 0.40 1.27 0.016 0.050 Be 1 13 24 D L H A1 C K h x 45˚ SO24 Seating Plane 0.10mm .004 A1 OUTLINE AND MECHANICAL DATA 12 L6219 8/9 |
Numéro de pièce similaire - L6219 |
|
Description similaire - L6219 |