Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCF4025 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
HCF4025 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 13 page Plastic DIP14 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 P001A HCC/ HCF4000B-4001B-4002B-4025B 9/13 |
Numéro de pièce similaire - HCF4025 |
|
Description similaire - HCF4025 |