Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
S-1122B32MC-L8RTFG Fiches technique(PDF) 6 Page - Seiko Instruments Inc |
|
S-1122B32MC-L8RTFG Fiches technique(HTML) 6 Page - Seiko Instruments Inc |
6 / 30 page HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR S-1112/1122 Series Rev.5.1_00 Seiko Instruments Inc. 6 4. Product name list (S-1122 Series) Table 2 Output Voltage SOT-23-5 1.5 V ±1.0% S-1122B15MC-L8ATFG 1.6 V ±1.0% S-1122B16MC-L8BTFG 1.7 V ±1.0% S-1122B17MC-L8CTFG 1.8 V ±1.0% S-1122B18MC-L8DTFG 1.9 V ±1.0% S-1122B19MC-L8ETFG 2.0 V ±1.0% S-1122B20MC-L8FTFG 2.1 V ±1.0% S-1122B21MC-L8GTFG 2.2 V ±1.0% S-1122B22MC-L8HTFG 2.3 V ±1.0% S-1122B23MC-L8ITFG 2.4 V ±1.0% S-1122B24MC-L8JTFG 2.5 V ±1.0% S-1122B25MC-L8KTFG 2.6 V ±1.0% S-1122B26MC-L8LTFG 2.7 V ±1.0% S-1122B27MC-L8MTFG 2.8 V ±1.0% S-1122B28MC-L8NTFG 2.9 V ±1.0% S-1122B29MC-L8OTFG 3.0 V ±1.0% S-1122B30MC-L8PTFG 3.1 V ±1.0% S-1122B31MC-L8QTFG 3.2 V ±1.0% S-1122B32MC-L8RTFG 3.3 V ±1.0% S-1122B33MC-L8STFG 3.4 V ±1.0% S-1122B34MC-L8TTFG 3.5 V ±1.0% S-1122B35MC-L8UTFG 3.6 V ±1.0% S-1122B36MC-L8VTFG 3.7 V ±1.0% S-1122B37MC-L8WTFG 3.8 V ±1.0% S-1122B38MC-L8XTFG 3.9 V ±1.0% S-1122B39MC-L8YTFG 4.0 V ±1.0% S-1122B40MC-L8ZTFG 4.1 V ±1.0% S-1122B41MC-L9ATFG 4.2 V ±1.0% S-1122B42MC-L9BTFG 4.3 V ±1.0% S-1122B43MC-L9CTFG 4.4 V ±1.0% S-1122B44MC-L9DTFG 4.5 V ±1.0% S-1122B45MC-L9ETFG 4.6 V ±1.0% S-1122B46MC-L9FTFG 4.7 V ±1.0% S-1122B47MC-L9GTFG 4.8 V ±1.0% S-1122B48MC-L9HTFG 4.9 V ±1.0% S-1122B49MC-L9ITFG 5.0 V ±1.0% S-1122B50MC-L9JTFG 5.1 V ±1.0% S-1122B51MC-L9KTFG 5.2 V ±1.0% S-1122B52MC-L9LTFG 5.3 V ±1.0% S-1122B53MC-L9MTFG 5.4 V ±1.0% S-1122B54MC-L9NTFG 5.5 V ±1.0% S-1122B55MC-L9OTFG Remark Please contact our sales office for type A products. |
Numéro de pièce similaire - S-1122B32MC-L8RTFG |
|
Description similaire - S-1122B32MC-L8RTFG |