Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BC394 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
BC394 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 5 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 12.7 0.500 B 0.49 0.019 D 6.6 0.260 E 8.5 0.334 F 9.4 0.370 G 5.08 0.200 H 1.2 0.047 I 0.9 0.035 L45 o (typ.) L G I DA H TO39 MECHANICAL DATA P008B BC394 4/5 |
Numéro de pièce similaire - BC394 |
|
Description similaire - BC394 |