Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BC108 Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
BC108 Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 6 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 12.7 0.500 B 0.49 0.019 D 5.3 0.208 E 4.9 0.193 F 5.8 0.228 G 2.54 0.100 H 1.2 0.047 I 1.16 0.045 L45 o 45 o L G I DA H C TO-18 MECHANICAL DATA 0016043 BC107/BC108 5/6 |
Numéro de pièce similaire - BC108 |
|
Description similaire - BC108 |