Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LDW5SN-3T4U-35 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
LDW5SN-3T4U-35 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
5 / 20 page Released LD W5SN, LB W5SN, LT W5SN 2008-01-08 5 * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 Kennwerte Characteristics ( T A = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit LD LB LT Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission I F = 700 mA λ peak 449 465 520 nm Dominantwellenlänge 5) Seite 20 Dominant wavelength 5) page 20 I F = 700 mA λ dom 449 455* 461 464 470* 476 513 528* 537 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Φ rel max (typ.) Spectral bandwidth at 50 % Φ rel max I F = 700 mA Δλ 25 25 33 nm Abstrahlwinkel bei 50 % Ι V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % Ι V 2 ϕ 120 120 120 Grad deg. Durchlassspannung 6) Seite 20 (min.) Forward voltage 6) page 20 (typ.) I F = 700 mA (max.) V F V F V F 2.9 3.6 4.3 2.9 3.6 4.3 2.9 3.6 4.3 V V V Sperrstrom Reverse current I R not designed for reverse operation μA Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency I F = 700 mA η opt 21 % 13 lm/W 36 lm/W |
Numéro de pièce similaire - LDW5SN-3T4U-35 |
|
Description similaire - LDW5SN-3T4U-35 |