Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LK112SXX44 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce LK112SXX44
Description  Low noise low drop voltage regulator with shutdown function
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LK112SXX44 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LK112SXX44 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LK112SXX44 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Contents
LK112Sxx
2/18
Contents
1
Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Typical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7
Order codes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Numéro de pièce similaire - LK112SXX44

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
LK112SXX44 STMICROELECTRONICS-LK112SXX44 Datasheet
404Kb / 17P
   Low noise low drop voltage regulator with shutdown function
More results

Description similaire - LK112SXX44

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
LK112SXX STMICROELECTRONICS-LK112SXX_08 Datasheet
404Kb / 17P
   Low noise low drop voltage regulator with shutdown function
LK112 STMICROELECTRONICS-LK112 Datasheet
413Kb / 12P
   LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
LK112S STMICROELECTRONICS-LK112S Datasheet
427Kb / 11P
   LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
LK112XX STMICROELECTRONICS-LK112XX Datasheet
407Kb / 17P
   Low noise low drop voltage regulator with shutdown function
logo
Sipex Corporation
SPX2920 SIPEX-SPX2920_06 Datasheet
507Kb / 10P
   400mA Low Drop Out Voltage Regulator with Shutdown
SPX2945 SIPEX-SPX2945 Datasheet
214Kb / 11P
   500mA Low Drop Out Voltage Regulator with Shutdown
SPX2955 SIPEX-SPX2955 Datasheet
184Kb / 9P
   350mA Low Drop Out Voltage Regulator with Shutdown
SPX2920 SIPEX-SPX2920 Datasheet
95Kb / 10P
   400mA Low Drop Out Voltage Regulator with Shutdown
SPX2920 SIPEX-SPX2920 Datasheet
175Kb / 7P
   400mA Low Drop Out Voltage Regulator with Shutdown
logo
Unisonic Technologies
LD1985 UTC-LD1985_V01 Datasheet
459Kb / 9P
   VERY LOW DROP AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAP.COMPATIBLE, WITH INHIBIT FUNCTION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com