Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7842PBF Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7842PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7842PBF Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF7842PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7842PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRF7842PbF
8
www.irf.com
SO-8 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
SO-8 Part Marking
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 B AS IC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 B AS IC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMET ERS
INCHE S
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 B AS IC
0.635 B AS IC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
CA B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
FOOT PRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUT LINE CONF ORMS T O JEDEC OUT LINE MS -012AA.
NOT E S :
1. DIME NS IONING & T OLE RANCING PER AS ME Y14.5M-1994.
2. CONT ROLLING DIMENS ION: MILLIME T ER
3. DIME NS IONS ARE SHOWN IN MILLIME T ERS [INCHES].
5 DIME NS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
6 DIME NS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
MOLD PROT RU S IONS NOT T O EXCEE D 0.25 [.010].
7 DIME NS ION IS T HE LE NGT H OF LE AD F OR S OLDERING T O
A S U BS T RAT E.
MOLD PROT RU S IONS NOT T O EXCEE D 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
DAT E CODE (YWW)
XXXX
INT E RNAT IONAL
RECT IF IER
LOGO
F 7101
Y = LAS T DIGIT OF T HE YEAR
PART NUMB ER
LOT CODE
WW = WEEK
E XAMPLE: T HIS IS AN IRF7101 (MOS FET )
P = DE S IGNAT ES LEAD-F REE
PRODUCT (OPT IONAL)
A = AS SEMBLY SIT E CODE


Numéro de pièce similaire - IRF7842PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7842PBF IRF-IRF7842PBF Datasheet
225Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7842PBF IRF-IRF7842PBF_15 Datasheet
225Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
More results

Description similaire - IRF7842PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com