Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74AC04 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
74AC04 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 7 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.068 a1 0.1 0.2 0.003 0.007 a2 1.65 0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.019 c1 45 (typ.) D 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M 0.68 0.026 S 8 (max.) P013G SO14 MECHANICAL DATA 74AC04 6/7 |
Numéro de pièce similaire - 74AC04 |
|
Description similaire - 74AC04 |