Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC74VHCT125AFT Fiches technique(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74VHCT125AFT Fiches technique(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 10 page TC74VHCT125,126AF/AFN/AFT/AFK 2007-10-02 5 Noise Characteristics (input: tr = tf = 3 ns) Ta = 25°C Characteristics Symbol Test Condition VCC (V) Typ. Limit Unit Quiet output maximum dynamic VOL VOLP CL = 50 pF 5.0 0.5 0.8 V Quiet output minimum dynamic VOL VOLV CL = 50 pF 5.0 −0.5 −0.8 V Minimum high level dynamic input voltage VIHD CL = 50 pF 5.0 ⎯ 2.0 V Maximum low level dynamic input voltage VILD CL = 50 pF 5.0 ⎯ 0.8 V |
Numéro de pièce similaire - TC74VHCT125AFT |
|
Description similaire - TC74VHCT125AFT |