Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC74VCX2573FT Fiches technique(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74VCX2573FT Fiches technique(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
2 / 12 page TC74VCX2573FT/FK 2007-10-19 2 Pin Assignment (top view) IEC Logic Symbol Truth Table Inputs OE LE D Outputs H X X Z L L X Qn L H L L L H H H X: Don’t care Z: High impedance Qn: Q outputs are latched at the time when the LE input is taken to a low logic level. System Diagram LE OE 1 11 2 L Q D D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 3 4 5 7 8 9 6 L Q D L Q D L Q D L Q D L Q D L Q D L Q D 19 14 13 12 15 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 18 17 16 VCC 20 Q0 Q1 Q2 19 18 17 16 15 14 OE 1 2 3 4 5 6 7 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q3 8 9 10 Q6 Q7 GND 13 12 11 Q4 Q5 LE D0 D1 11 1 2 4 3 OE D0 1D D2 D1 6 5 8 7 9 D3 D6 D5 D7 19 17 15 13 Q0 Q2 Q4 Q6 18 16 14 Q1 Q3 Q5 C1 EN 12 Q7 LE D4 |
Numéro de pièce similaire - TC74VCX2573FT |
|
Description similaire - TC74VCX2573FT |