Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TLP1243 Fiches technique(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP1243 Fiches technique(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
4 / 9 page TLP1243(C8) 2007-10-01 4 Package Dimensions: TOSHIBA 11-15G1 Weight: 0.8 g (typ.) Pin Connection Unit: mm Tolerances are listed below unless otherwise specified. Dimensions Tolerance 6 mm or less ±0.1 Greater than 6 mm ±0.2 3. Anode 1. Collector 2. Cathode, Emitter |
Numéro de pièce similaire - TLP1243_07 |
|
Description similaire - TLP1243_07 |