Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SJ378 Fiches technique(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
2SJ378 Fiches technique(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 6 page 2SJ378 2006-11-16 5 Drain-Source Voltage VDS (V) Safe Operating Area 0.01 0.1 10 100 ID max (Continuous) ID max (pulsed) * DC Operation Ta = 25°C 10 ms * VDSS max 100 μs * *: Single Nonrepetitive Pulse Tc = 25°C Curves must be derated linearly with increase in temperature. 0.1 10 100 0.001 0.01 1 1 1 ms * |
Numéro de pièce similaire - 2SJ378 |
|
Description similaire - 2SJ378 |