Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM5006DNCS Fiches technique(PDF) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

No de pièce SM5006DNCS
Description  Crystal Oscillator Module ICs
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Site Internet  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5006DNCS Fiches technique(HTML) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5006DNCS Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006DNCS Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
SM5006 series
SEIKO NPC CORPORATION —4
SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings
VSS = 0V
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
−0.5 to 7.0
V
Input voltage range
VIN
−0.5 to VDD + 0.5
V
Output voltage range
VOUT
−0.5 to VDD + 0.5
V
Operating temperature range
Topr
−40 to 85
°C
Storage temperature range
Tstg
Chip form
−65 to 150
°C
8-pin SOP
−55 to 125
Output current
IOUT
5006
×N×, ×K×
25
mA
5006AH
×
10
Power dissipation
PD
8-pin SOP
500
mW


Numéro de pièce similaire - SM5006DNCS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nippon Precision Circui...
SM5006DNCS NPC-SM5006DNCS Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results

Description similaire - SM5006DNCS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nippon Precision Circui...
SM5006 NPC-SM5006 Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5007 NPC-SM5007 Datasheet
111Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5009AH1S NPC-SM5009AH1S Datasheet
163Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
5026 NPC-5026 Datasheet
126Kb / 16P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5021 NPC-SM5021_06 Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
CF5014 NPC-CF5014 Datasheet
95Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C5022 PERICOM-PT7C5022 Datasheet
356Kb / 13P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021 NPC-SM5021 Datasheet
105Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5022 NPC-SM5022 Datasheet
104Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5010 NPC-SM5010_06 Datasheet
167Kb / 25P
   Crystal Oscillator Module ICs
5027 NPC-5027 Datasheet
710Kb / 21P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com