Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7478QPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7478QPBF
Description  SMPS MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7478QPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7478QPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7478QPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7478QPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7478QPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7478QPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7478QPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7478QPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7478QPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRF7478QPbF
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.7V
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
4.5V
3.7V
3.5V
3.3V
3.0V
2.7V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
2.7V
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
7.0A
2.5
3.0
3.5
4.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1
10
100
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 25V
20µs PULSE WIDTH


Numéro de pièce similaire - IRF7478QPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7478QPBF IRF-IRF7478QPBF Datasheet
194Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results

Description similaire - IRF7478QPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFPS30N60KPBF IRF-IRFPS30N60KPBF Datasheet
135Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR1N60APBF IRF-IRFR1N60APBF Datasheet
231Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFB9N65APBF IRF-IRFB9N65APBF Datasheet
129Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRLR3715PBF IRF-IRLR3715PBF Datasheet
268Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFR3412PBF IRF-IRFR3412PBF Datasheet
224Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRF7466PBF IRF-IRF7466PBF Datasheet
131Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7468PBF IRF-IRF7468PBF Datasheet
126Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFB18N50KPBF IRF-IRFB18N50KPBF Datasheet
173Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFIB8N50K IRF-IRFIB8N50K Datasheet
147Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR420A IRF-IRFR420A Datasheet
114Kb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR220N KERSEMI-IRFR220N Datasheet
3Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com