Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRF7306PBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier |
|
IRF7306PBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier |
3 / 9 page IRF7306PbF Fig 3. Typical Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs.Temperature Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1 10 100 0.1 1 10 100 DS A -V , Drain-to-Source Voltage (V) VGS TOP - 15V - 10V - 8.0V - 7.0V - 6.0V - 5.5V - 5.0V BOTTOM - 4.5V -4.5V 20µs PULSE WIDTH T = 25°C J 1 10 100 0.1 1 10 100 DS 20µs PULSE WIDTH T = 150°C A -V , Drain-to-Source Voltage (V) VGS TOP - 15V - 10V - 8.0V - 7.0V - 6.0V - 5.5V - 5.0V BOTTOM - 4.5V -4.5V J 1 10 100 45 67 8 9 10 T = 25°C T = 150°C J J GS A -V , Gate-to-Source Voltage (V) V = -15V 20µs PULSE WIDTH DS 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 J T , Junction Temperature (°C) A V = -10V GS I = -3.0A D |
Numéro de pièce similaire - IRF7306PBF |
|
Description similaire - IRF7306PBF |