Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BC848AW Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
BC848AW Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
2 / 6 page PAGE . 2 STAD-JUL.06.2004 ELECTRICAL CHARACTERISTICS R E T E M A R A Pl o b m y Sn o it i d n o C t s e T. N I M. P Y T. X A Ms ti n U e g a tl o V n w o d k a e r B r e tt i m E - r o t c e ll o C W B , W A 6 4 8 C B W C / W B 0 5 8 C B , W C / W B / W A 7 4 8 C B W C / W B 9 4 8 C B , W C / W B / W A 8 4 8 C B V (BR) O E C0 = B I , A m 0 1 = C I 5 6 5 4 0 3 -- V e g a tl o V n w o d k a e r B e s a B - r o t c e ll o C W B , W A 6 4 8 C B W C / W B 0 5 8 C B , W C / W B / W A 7 4 8 C B W C / W B 9 4 8 C B , W C / W B / W A 8 4 8 C B V (BR) O B C0 = E I , A u 0 1 = C I 0 8 0 5 0 3 -- V e g a tl o V n w o d k a e r B e s a B - r e tt i m E W B , W A 6 4 8 C B W C / W B 0 5 8 C B , W C / W B / W A 7 4 8 C B W C / W B 9 4 8 C B , W C / W B / W A 8 4 8 C B V (BR) O B E0 = C I , A u 0 1 = E I 0 . 6 0 . 6 0 . 5 -- V t n e r r u C ff o t u C e s a B - r e tt i m E IEBO 5 = B E V- - 0 0 1A n t n e r r u C ff o t u C e s a B - r o t c e ll o C ICBO 0 = E I , V 0 3 = B C V T , 0 = E I , V 0 3 = B C V J 0 5 1 = O C -- 5 1 0 . 5 A n A u n i a G t n e r r u C C D " W A " x if f u S 8 4 8 C B ~ 6 4 8 C B " W B " x if f u S 0 5 8 C B ~ 6 4 8 C B " W C " x if f u S 0 5 8 C B ~ 7 4 8 C B h E F V 5 = E C V , A u 0 1 = C I- 0 9 0 5 1 0 7 2 -- n i a G t n e r r u C C D " W A " x if f u S 8 4 8 C B ~ 6 4 8 C B " W B " x if f u S 0 5 8 C B ~ 6 4 8 C B " W C " x if f u S 0 5 8 C B ~ 7 4 8 C B h E F V 5 = E C V , A m 0 . 2 = C I 0 1 1 0 0 2 0 2 4 0 8 1 0 9 2 0 2 5 0 2 2 0 5 4 0 0 8 - e g a tl o V n o it a r u t a S r e tt i m E - r o t c e ll o C V CE(SAT) A m 5 . 0 = B I , A m 0 1 = C I A m 0 . 5 = B I , A m 0 0 1 = C I -- 5 2 . 0 6 . 0 V e g a tl o V n o it a r u t a S r e tt i m E - e s a B V CE(SAT) A m 5 . 0 = B I , A m 0 1 = C I A m 0 . 5 = B I , A m 0 0 1 = C I - 7 . 0 9 . 0 -V e g a tl o V r e tt i m E - e s a B V CE(SAT) V 0 . 5 = E C V , A m 2 = C I V 0 . 5 = E C V , A m 0 1 = C I 8 5 . 0 - 0 6 6 . 0 - 0 7 . 0 7 7 . 0 V e c n a ti c a p a C e s a B - r o t c e ll o C C CBO H M 1 = f , 0 = E I , V 0 1 = B C V- - 5 . 4F p |
Numéro de pièce similaire - BC848AW |
|
Description similaire - BC848AW |