Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74AUC2G53YZTR Fiches technique(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
SN74AUC2G53YZTR Fiches technique(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
6 / 20 page www.ti.com Operating Characteristics SN74AUC2G53 SINGLE-POLE DOUBLE-THROW (SPDT) ANALOG SWITCH OR 2:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SCES484B – AUGUST 2003 – REVISED JANUARY 2007 for A input, T A = 25°C VCC = 0.8 V VCC = 1.2 V VCC = 1.5 V VCC = 1.8 V VCC = 2.5 V TEST PARAMETER UNIT CONDITIONS TYP TYP TYP TYP TYP Outputs 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 Power enabled Cpd dissipation f = 10 MHz pF Outputs capacitance 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 disabled 6 Submit Documentation Feedback |
Numéro de pièce similaire - SN74AUC2G53YZTR |
|
Description similaire - SN74AUC2G53YZTR |