Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7495PBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7495PBF
Description  HEXFET짰Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7495PBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7495PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7495PbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-V
DD
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Ambient Temperature
25
50
75
100
125
150
TA , Ambient Temperature (°C)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.01
0.1
1
10
100
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )


Numéro de pièce similaire - IRF7495PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF Datasheet
152Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF_15 Datasheet
152Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
More results

Description similaire - IRF7495PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL3715ZPBF IRF-IRL3715ZPBF Datasheet
273Kb / 13P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFZ44NSPBF IRF-IRFZ44NSPBF Datasheet
339Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7821PBF IRF-IRF7821PBF Datasheet
285Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFP450NPBF IRF-IRFP450NPBF Datasheet
174Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB4310PBF IRF-IRFB4310PBF Datasheet
381Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB3207PBF IRF-IRFB3207PBF Datasheet
383Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLR8743PBF IRF-IRLR8743PBF Datasheet
369Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF9910PBF IRF-IRF9910PBF Datasheet
205Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7316PBF IRF-IRF7316PBF Datasheet
203Kb / 7P
   HEXFET짰Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com