Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD74ACT273M96 Fiches technique(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
|
CD74ACT273M96 Fiches technique(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
5 / 17 page 5 Prerequisite For Switching Function PARAMETER SYMBOL VCC (V) -40oC TO 85oC -55oC TO 125oC UNITS MIN MAX MIN MAX AC TYPES Data to CP Set-Up Time tSU 1.5 2 - 2 - ns 3.3 (Note 9) 2-2- ns 5 (Note 10) 2-2- ns Hold Time tH 1.5 2 - 2 - ns 3.3 2 - 2 - ns 52 - 2 - ns Removal Time, MR to CP tREM 1.5 2 - 2 - ns 3.3 2 - 2 - ns 52 - 2 - ns MR Pulse Width tW 1.5 55 - 63 - ns 3.3 6.1 - 7 - ns 5 4.4 - 5 - ns CP Pulse Width tW 1.5 55 - 63 - ns 3.3 6.1 - 7 - ns 5 4.4 - 5 - ns CP Frequency fMAX 1.5 9 - 8 - MHz 3.3 81 - 71 - MHz 5 114 - 100 - MHz ACT TYPES Data to CP Set-Up Time tSU 5 (Note 10) 2-2- ns Hold Time tH 52 - 2 - ns Removal Time MR to CP tREM 52 - 2 - ns MR Pulse Width tW 5 4.4 - 5 - ns CP Pulse Width tW 5 5.3 - 6 - ns CP Frequency fMAX 5 97 - 85 - MHz Switching Specifications Input tr, tf = 3ns, CL = 50pF (Worst Case) PARAMETER SYMBOL VCC (V) -40oC TO 85oC -55oC TO 125oC UNITS MIN TYP MAX MIN TYP MAX AC TYPES Propagation Delay, CP to Qn tPLH, tPHL 1.5 - - 154 - - 169 ns 3.3 (Note 9) 4.9 - 17.2 4.7 - 18.9 ns 5 (Note 10) 3.5 - 12.3 3.4 - 13.5 ns CD54AC273, CD74AC273, CD54ACT273, CD74ACT273 |
Numéro de pièce similaire - CD74ACT273M96 |
|
Description similaire - CD74ACT273M96 |