Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SC250 Fiches technique(PDF) 4 Page - Semtech Corporation |
|
SC250 Fiches technique(HTML) 4 Page - Semtech Corporation |
4 / 18 page 4 © 2006 Semtech Corp. www.semtech.com SC250 PRELIMINARY POWER MANAGEMENT Electrical Characteristics (Cont.) Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Units Pass-Through Transition Over/Undershoot OS PASS 20 % Pass-Through Transition Settling Time t PASS-ST 40 μs Thermal Shutdown T SD 160 °C Thermal Shutdown Hysteresis T SDH 15 °C Auto Pass-Through Threshold (V IN-VOUT) PT TH 400 430 460 mV Auto Pass-Through Threshold Hysteresis PT TH_HYST 135 160 190 mV |
Numéro de pièce similaire - SC250 |
|
Description similaire - SC250 |