Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SC4609 Fiches technique(PDF) 4 Page - Semtech Corporation |
|
SC4609 Fiches technique(HTML) 4 Page - Semtech Corporation |
4 / 18 page 4 2006 Semtech Corp. www.semtech.com SC4609 POWER MANAGEMENT Ordering Information Pin Descriptions r e b m u N t r a P ) 1 ( e c i v e D T R T L M 9 0 6 4 C S ) 2 ( 2 1 - P L M B V E 9 0 6 4 C Sd r a o B n o it a u l a v E Pin Configuration TOP VIEW (MLP12, 4x4) 1 VCC 2 ISET 3 COMP 9 DRVL 8 PGND 7 AGND 4 FSET 5 VSENSE 6 SS 12 BST 11 10 DRVH PHASE # n i Pe m a N n i Pn o i t c n u F n i P 1C C V R S E / L S E w o l F µ 7 . 4 o t 1 . 0 a h ti w D N G o t n i p s i h t s s a p y B . C I e h t r o f li a r y l p p u s e v it i s o P .r o ti c a p a c c i m a r e c 2T E S I e h t s e s u 9 0 6 4 C S e h T . T E F S O M e d i s h g i h e h t n i t n e r r u c ti m il o t d e s u s i n i p T E S I e h T V e h t s s o r c a e g a tl o v N I ti m il t n e r r u c e h T .t i m il t n e r r u c e h t t e s o t r e d r o n i s n i p T E S I d n a ti u c r i C n o it a c il p p A l a c i p y T e h t n i 3 R ( r o t s i s e r l a n r e t x e n a f o e u l a v e h t y b t e s s i d l o h s e r h t e s n e s e h t s s o r c a p o r d e g a tl o v e h t g n ir a p m o c y b d e m r o f r e p s i g n it i m il t n e r r u C . ) m a r g a i D e d i s h g i h e h t f o e c n a t s i s e r e c r u o s o t n i a r d e h t s s o r c a p o r d e g a tl o v e h t h ti w r o t s i s e r o t n i a r d e h t s s o r c a p o r d e g a tl o v e h T . d o ir e p n o it c u d n o c s ’ T E F S O M e h t g n ir u d T E F S O M V e h t m o r f d e n i a t b o s i T E F S O M e d i s h g i h e h t f o e c n a t s i s e r e c r u o s N I . n i p E S A H P d n a 3P M O C d e t r e v n i s i t u p t u o s i h t t a e g a tl o v e h T .r e if il p m a r o r r e e g a tl o v e h t f o t u p t u o e h t s i s i h T g a l- d a e l A .r o t a r a p m o c M W P e h t f o t u p n i g n it r e v n i- n o n e h t o t d e t c e n n o c d n a y ll a n r e t n i r e tl if C L e l o p o w t e h t r o f s e t a s n e p m o c n i p E S N E S V e h t o t n i p P M O C e h t m o r f k r o w t e n r e d r o n i d e r i u q e r s i k r o w t e n g a l- d a e l e h T .l o r t n o c e d o m e g a tl o v o t t n e r e h n i s c it s ir e t c a r a h c . p o o l l o r t n o c e d o m e g a tl o v e h t f o e c n a m r o f r e p c i m a n y d e h t e z i m it p o o t 4T E S F g n i m it l a n r e t x e n a h g u o r h t y c n e u q e r f r o t a ll i c s o M W P e h t s t e s o t d e s u s i n i p T E S F e h T d e ll u p s i T E S F e h t n e h W . n i p D N G e h t o t n i p T E S F e h t m o r f d e t c e n n o c s i t a h t r o ti c a p a c s i n o it a r e p o e d o m p e e l S . d e k o v n i s i n o it a r e p o e d o m p e e l s s ti , V m 5 7 w o l e b d l e h d n a t n e r r u c y l p p u s l a c i p y t e h T . V m 5 7 w o l e b e g a tl o v a o t n i p T E S F e h t g n i p m a l c y b d e k o v n i g n i c a l p y b e d o m s u o n o r h c n y s n i d e t a r e p o e b n a c 9 0 6 4 C S e h T . A µ 0 1 s i e d o m p e e l s g n ir u d e h t f o l a n i m r e t r e h t o e h T . d n u o r g d n a r o ti c a p a c g n i m it e h t n e e w t e b s e ir e s n i r o t s i s e r a . n i p T E S F e h t o t d e t c e n n o c n i a m e r ll i w r o ti c a p a c g n i m it 5E S N E S V e g a tl o v t u p t u o e h t s a s e v r e s d n a r e if il p m a e g a tl o v e h t f o t u p n i g n it r e v n i e h t s i n i p s i h T e u l a v e c n e r e f e r l a n r e t n i n a o t d e r a p m o c s i E S N E S V .r e t r e v n o c k c u B e h t r o f t n i o p k c a b d e e f . d e r i s e d s i V 5 . 0 f o t u p t u o n a n e h w e g a tl o v t u p t u o e h t o t d e r i w d r a h s i E S N E S V . V 5 . 0 f o l a c i p y T e h t n i 9 R d n a 7 R ( y r a s s e c e n s i k r o w t e n r e d i v i d r o t s i s e r a , s e g a tl o v t u p t u o r e h g i h r o F . ) m a r g a i D ti u c r i C n o it a c il p p A 6S S t n e d n e p e d n i s i e m it t r a t s tf o s e h T . e m it t r a t s tf o s e h t s t e s d n u o r g o t r o ti c a p a c A .t r a t s tf o S l a n r e t x e e h t s i C e r e h W s a d e n if e d s i d n a y c n e u q e r f g n i h c ti w s f o . d n o c e s n i e m it t r a t s tf o s d n a F n n i r o ti c a p a c . C 10 5 . 87 SS 3 • • = Notes: (1) Only available in tape and reel packaging. A reel contains 3000 devices. (2) Lead free product. This product is fully WEEE and RoHS compliant. |
Numéro de pièce similaire - SC4609 |
|
Description similaire - SC4609 |