Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI8409DB Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI8409DB
Description  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI8409DB Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI8409DB Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI8409DB Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI8409DB Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI8409DB Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI8409DB Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI8409DB Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI8409DB Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Si8409DB
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 73111
S-41816—Rev. A, 11-Oct-04
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
1234
5
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
04
8
12
16
20
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
0
300
600
900
1200
1500
0
5
10
15
20
25
30
Crss
Coss
Ciss
VDS = 10 V
ID = 1 A
VGS = 4.5 V
ID = 1 A
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg − Total Gate Charge (nC)
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
ID − Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
TJ = 150_C
ID = 1 A
30
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
TJ = 25_C


Numéro de pièce similaire - SI8409DB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI8409DB VISHAY-SI8409DB Datasheet
198Kb / 4P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Nov-05
SI8409DB VISHAY-SI8409DB_05 Datasheet
198Kb / 4P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Nov-05
SI8409DB VISHAY-SI8409DB_V01 Datasheet
237Kb / 10P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI8409DB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com