Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CD74HCT4316MTG4 Fiches technique(PDF) 3 Page - Texas Instruments

No de pièce CD74HCT4316MTG4
Description  High-Speed CMOS Logic Quad Analog Switch with Level Translation
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD74HCT4316MTG4 Fiches technique(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD74HCT4316MTG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
3
Absolute Maximum Ratings
Thermal Information
DC Supply Voltage, VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.5V to 7V
DC Supply Voltage, VCC - VEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.5V to 10.5V
DC Supply Voltage, VEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5V to -7V
DC Input Diode Current, IIK
For VI < -0.5V or VI > VCC 0.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±20mA
DC Switch Diode Current, IOK
For VI < VEE -0.5V or VI < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA
DC Switch Diode Current
For VI > VEE -0.5V or VI < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA
DC Output Diode Current, IOK
For VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±20mA
DC Output Source or Sink Current per Output Pin, IO
For VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA
DC VCC or Ground Current, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±50mA
Operating Conditions
Temperature Range, TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55
oC to 125oC
Supply Voltage Range, VCC
HC Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2V to 6V
HCT Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5V to 5.5V
Supply Voltage Range, VCC - VEE
HC, HCT Types (Figure 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2V to 10V
Supply Voltage Range, VEE
HC, HCT Types (Figure 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0V to -6V
DC Input or Output Voltage, VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GND to VCC
Analog Switch I/O Voltage, VIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEE (Min)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VCC (Max)
Input Rise and Fall Time, tr, tf
2V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000ns (Max)
4.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500ns (Max)
6V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400ns (Max)
Package Thermal Impedance,
θJA (see Note 1):
E (PDIP) Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67oC/W
M (SOIC) Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73oC/W
NS (SOP) Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64oC/W
PW (TSSOP) Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108oC/W
Maximum Junction Temperature (Plastic Package) . . . . . . . . . 150o
Maximum Storage Temperature Range . . . . . . . . . . . -65oC to 150o
Maximum Lead Temperature (Soldering 10s) . . . . . . . . . . . . . . 300o
SOIC - Lead Tips Only
CAUTION: Stresses above those listed in “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation
of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.
NOTE:
1. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
Recommended Operating Area as a Function of Supply Voltage
FIGURE 2.
FIGURE 3.
8
6
4
2
0
VCC - GND
(V)
HC
HCT
02
4
6
8
10 12
VCC - VEE (V)
8
6
4
2
0
VCC - GND
(V)
HC
HCT
0-2-4
-6
-8
VEE - GND (V)
CD54HC4316, CD74HC4316, CD74HCT4316
CD54HC4316, CD74HC4316, CD74HCT4316


Numéro de pièce similaire - CD74HCT4316MTG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
CD74HCT4316MTG4 TI-CD74HCT4316MTG4 Datasheet
550Kb / 20P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Analog Switch with Level Translation
More results

Description similaire - CD74HCT4316MTG4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
CD74HC4316 TI-CD74HC4316 Datasheet
58Kb / 10P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Analog Switch with Level Translation
CD54HC4316 TI-CD54HC4316 Datasheet
362Kb / 16P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Analog Switch with Level Translation
CD54HC4316 TI-CD54HC4316_08 Datasheet
550Kb / 20P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Analog Switch with Level Translation
CD54HC4316 TI1-CD54HC4316_14 Datasheet
967Kb / 23P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Analog Switch with Level Translation
CD54HC4316 TI-CD54HC4316_06 Datasheet
369Kb / 18P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Analog Switch with Level Translation
logo
ELM Technology Corporat...
ELM7SH66XB ELM-TECH-ELM7SH66XB Datasheet
332Kb / 4P
   HIGH SPEED CMOS LOGIC IC Analog switch
logo
Texas Instruments
CD54HC4066 TI-CD54HC4066 Datasheet
291Kb / 14P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Bilateral Switch
CD74HC4016 TI1-CD74HC4016_14 Datasheet
631Kb / 17P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Bilateral Switch
CD74HC4016 TI-CD74HC4016_07 Datasheet
306Kb / 15P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Bilateral Switch
CD54HC4066 TI-CD54HC4066_08 Datasheet
478Kb / 16P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Quad Bilateral Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com