Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLU3714PBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRLU3714PBF
Description  HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on)max = 20m廓 , ID = 36A )
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLU3714PBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLU3714PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLU3714PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRLR/U3714PbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
4.5 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
25
50
75
100
125
150
175
0
30
60
90
120
150
Starting T , Junction Temperature
( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
5.9A
10A
14A


Numéro de pièce similaire - IRLU3714PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLU3714 IRF-IRLU3714 Datasheet
121Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRLU3714Z IRF-IRLU3714Z Datasheet
259Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLU3714ZPBF IRF-IRLU3714ZPBF Datasheet
259Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLU3714ZPbF IRF-IRLU3714ZPbF Datasheet
268Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results

Description similaire - IRLU3714PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFPS37N50APBF IRF-IRFPS37N50APBF Datasheet
147Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.13廓 , ID = 36A )
IRL3714 IRF-IRL3714 Datasheet
127Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
IRF7457PBF IRF-IRF7457PBF Datasheet
177Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on)max = 7.0m廓 , ID = 15A )
IRFPS37N50A IRF-IRFPS37N50A Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.13ohm, Id=36A)
IRFP22N50APBF IRF-IRFP22N50APBF Datasheet
191Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.23廓 , ID = 22A )
IRFR12N25DPBF IRF-IRFR12N25DPBF Datasheet
230Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 250V , RDS(on)max = 0.26廓 , ID = 14A )
IRFR420APBF IRF-IRFR420APBF Datasheet
225Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) max = 3.0廓 , ID = 3.3A )
IRF7404QPBF IRF-IRF7404QPBF Datasheet
260Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = -20V , RDS(on) = 0.040廓 )
IRF7604PBF IRF-IRF7604PBF Datasheet
508Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -20V , RDS(on) = 0.09廓 )
IRFB31N20DPBF IRF-IRFB31N20DPBF Datasheet
295Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on)max = 0.082廓 , ID = 31A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com