Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF1407SPBF Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF1407SPBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1407SPBF Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF1407SPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1407SPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
IRF1407S/LPbF
www.irf.com
5
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-V
DD
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
100
120
T , Case Temperature
( C)
°
C
LIMITED BY PACKAGE
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Numéro de pièce similaire - IRF1407SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
259Kb / 12P
   Advanced Process Technology
logo
Infineon Technologies A...
IRF1407SPBF INFINEON-IRF1407SPBF Datasheet
578Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
2016-5-26
logo
International Rectifier
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF_15 Datasheet
259Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

Description similaire - IRF1407SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1407S IRF-IRF1407S Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss = 75V, Rds(on) = 0.0078?? Id = 100A??
IRFZ44VZPBF IRF-IRFZ44VZPBF Datasheet
355Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 12m廓 , ID = 57A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRFP054VPBF IRF-IRFP054VPBF Datasheet
176Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 9.0m廓 , ID = 93A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRF3710SPBF IRF-IRF3710SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 23m廓 , ID = 57A )
IRFP2907PBF IRF-IRFP2907PBF Datasheet
207Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 75V , RDS(on) = 4.5m廓 , ID = 209A)
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com