Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD54HC40103 Fiches technique(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
CD54HC40103 Fiches technique(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
6 / 16 page 6 Switching Specifications Input tr, tf = 6ns PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS VCC (V) 25oC -40oC TO 85oC -55oC TO 125oC UNITS MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX HC TYPES Propagation Delay tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 300 - 375 - 450 ns CP to any TC (Async Preset) CL = 50pF 4.5 - - 60 - 75 - 90 ns CL = 15pF 5 - 25 - - - ns CL = 50pF 6 - - 51 - 64 - 77 ns CP to TC (Sync Preset) tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 300 - 375 - 450 ns CL = 50pF 4.5 - - 60 - 75 - 90 ns CL = 15pF 5 - 25 - - - - - ns CL = 50pF 6 - - 51 - 64 - 77 ns TE to TC tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 200 - 250 - 300 ns CL = 50pF 4.5 - - 40 - 50 - 60 ns CL = 15pF 5 - 17 - - - - - ns CL = 50pF 6 - - 34 - 43 - 51 ns PL to TC tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 275 - 345 - 415 ns CL = 50pF 4.5 - - 55 - 69 - 83 ns CL = 15pF 5 - 23 - - - - - ns CL = 50pF 6 - - 47 - 59 - 71 ns MR to TC tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 275 - 345 - 415 ns CL = 50pF 4.5 - - 55 - 69 - 83 ns CL = 15pF 5 - 23 - - - - - ns CL = 50pF 6 - - 47 - 59 - 71 ns Output Transition Time tTLH,tTHL CL = 50pF 2 - - 75 - 95 - 110 ns CL = 50pF 4.5 - - 15 - 19 - 22 ns CL = 50pF 6 - - 13 - 16 - 19 ns Input Capacitance CI CL = 50pF - - - 10 - 10 - 10 pF CP Maximum Frequency fMAX CL = 15pF 5 - 25 - - - - - MHz Power Dissipation Capacitance (Notes 4, 5) CPD -5 - 25 - - - - - pF HCT TYPES Propagation Delay CP to TC (Async Preset) tPLH, tPHL CL = 50pF 4.5 - - 60 - 75 - 90 ns CL = 15pF 5 - 25 - - - - - ns CE to TC (Sync Preset) tPLH, tPHL CL = 50pF 4.5 - - 63 - 79 - 95 ns CL = 15pF 5 - 26 - - - - - ns TE to TC tPLH, tPHL CL = 50pF 4.5 - - 50 - 63 - 75 ns CL = 15pF 5 - 21 - - - - - ns PL to TC tPLH, tPHL CL = 50pF 4.5 - - 68 - 85 - 102 ns CL = 15pF 5 - 28 - - - - - ns CD54HC40103, CD74HC40103, CD74HCT40103 |
Numéro de pièce similaire - CD54HC40103_07 |
|
Description similaire - CD54HC40103_07 |