Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRF1407PBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier |
|
IRF1407PBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier |
4 / 10 page IRF1407PbF 4 www.irf.com Fig 8. Maximum Safe Operating Area Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage Fig 7. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage 1 10 100 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 100 1000 10000 100000 Coss Crss Ciss VGS = 0V, f = 1 MHZ Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED Crss = Cgd Coss = Cds+ Cgd 0 40 80 120 160 200 0 3 6 9 12 15 Q , Total Gate Charge (nC) G I = D 78A V = 15V DS V = 37V DS V = 60V DS 0.0 1.0 2.0 3.0 VSD, Source-toDrain Voltage (V) 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00 TJ = 25°C TJ = 175°C VGS = 0V 1 10 100 1000 VDS , Drain-toSource Voltage (V) 1 10 100 1000 10000 Tc = 25°C Tj = 175°C Single Pulse 1msec 10msec OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R DS(on) 100µsec |
Numéro de pièce similaire - IRF1407PBF |
|
Description similaire - IRF1407PBF |