Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STJ001SF Fiches technique(PDF) 1 Page - AUK corp

No de pièce STJ001SF
Description  P-channel Trench MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AUK [AUK corp]
Site Internet  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STJ001SF Fiches technique(HTML) 1 Page - AUK corp

  STJ001SF Datasheet HTML 1Page - AUK corp STJ001SF Datasheet HTML 2Page - AUK corp STJ001SF Datasheet HTML 3Page - AUK corp STJ001SF Datasheet HTML 4Page - AUK corp STJ001SF Datasheet HTML 5Page - AUK corp STJ001SF Datasheet HTML 6Page - AUK corp STJ001SF Datasheet HTML 7Page - AUK corp STJ001SF Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
KSD-T5C037-000
1
STJ001SF
P-channel Trench MOSFET
S
Seem
miiccoon
nd
du
uccttoorr
Portable Equipment Application.
Notebook Application.
Features
• Low VGS(th) : VGS(th)=-0.6~-1.4V
• Small footprint due to small package
• Low RDS (ON) : RDS (ON)= 68mΩ (Typ.)
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STJ001SF
J01
SOT-23F
Outline Dimensions
unit : mm
PIN Connections
1. Gate
2. Source
3. Drain
3
1
2
2.30~2.50
1.50~1.70


Numéro de pièce similaire - STJ001SF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STJ001SF KODENSHI-STJ001SF Datasheet
465Kb / 8P
   PORTABLE EQUIPMENT APPLICATION
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STJ001SF VBSEMI-STJ001SF Datasheet
481Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - STJ001SF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM4148 LEIDITECH-LM4148 Datasheet
697Kb / 5P
   P-Channel Trench MOSFET
logo
AUK corp
STJ009 AUK-STJ009 Datasheet
337Kb / 8P
   P-channel Trench MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM8S18P04 LEIDITECH-LM8S18P04 Datasheet
922Kb / 5P
   P-Channel Trench MOSFET
logo
AUK corp
STJ004SF AUK-STJ004SF Datasheet
361Kb / 8P
   P-channel Trench MOSFET
SUF3001 AUK-SUF3001 Datasheet
338Kb / 8P
   Dual P-channel Trench MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UTC606P-H UTC-UTC606P-H Datasheet
169Kb / 3P
   P-CHANNEL 1.8V TRENCH MOSFET
logo
Nexperia B.V. All right...
PMN70EPE NEXPERIA-PMN70EPE Datasheet
271Kb / 15P
   30 V, P-channel Trench MOSFET
PMXB65UPE NEXPERIA-PMXB65UPE Datasheet
739Kb / 15P
   12 V, P-channel Trench MOSFET
PMPB100XPEA NEXPERIA-PMPB100XPEA Datasheet
327Kb / 15P
   20 V, P-channel Trench MOSFET
PMV35EPE NEXPERIA-PMV35EPE Datasheet
730Kb / 15P
   30 V, P-channel Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com