Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CS4382A-CQZ Fiches technique(PDF) 5 Page - Cirrus Logic

No de pièce CS4382A-CQZ
Description  114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CIRRUS [Cirrus Logic]
Site Internet  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4382A-CQZ Fiches technique(HTML) 5 Page - Cirrus Logic

  CS4382A-CQZ Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS4382A-CQZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 47 page
background image
DS618PP2
5
CS4382A
LIST OF TABLES
Table 1. Common Clock Frequencies........................................................................................................ 20
Table 2. Digital Interface Format, Stand-Alone Mode Options................................................................... 21
Table 3. Mode Selection, Stand-Alone Mode Options ...............................................................................21
Table 4. Direct Stream Digital (DSD), Stand-Alone Mode Options ............................................................ 21
Table 5. Digital Interface Formats - PCM Mode......................................................................................... 33
Table 6. Digital Interface Formats - DSD Mode ......................................................................................... 33
Table 7. ATAPI Decode ............................................................................................................................. 38
Table 8. Example Digital Volume Settings ................................................................................................. 39


Numéro de pièce similaire - CS4382A-CQZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cirrus Logic
CS4382A-CQZ CIRRUS-CS4382A-CQZ Datasheet
685Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-channel D/A Converter
CS4382A-CQZ CIRRUS-CS4382A-CQZ Datasheet
1,012Kb / 50P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A-CQZ CIRRUS-CS4382A-CQZ Datasheet
1,023Kb / 50P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A-CQZR CIRRUS-CS4382A-CQZR Datasheet
685Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-channel D/A Converter
CS4382A-CQZR CIRRUS-CS4382A-CQZR Datasheet
1,012Kb / 50P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
More results

Description similaire - CS4382A-CQZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cirrus Logic
CS4383 CIRRUS-CS4383 Datasheet
952Kb / 40P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter?
CS4382 CIRRUS-CS4382_08 Datasheet
844Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4385A CIRRUS-CS4385A Datasheet
1Mb / 55P
   114-dB, 192-kHz 8-Channel D/A Converter
CS5368 CIRRUS-CS5368_08 Datasheet
596Kb / 41P
   114 dB, 192 kHz, 8-Channel A/D Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A Datasheet
685Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-channel D/A Converter
CS5368 CIRRUS-CS5368 Datasheet
354Kb / 39P
   114 dB, 192 kHz, 8-Channel A/D Converter
CS4385 CIRRUS-CS4385_07 Datasheet
1Mb / 55P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382 CIRRUS-CS4382 Datasheet
981Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A_08 Datasheet
1,012Kb / 50P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4385 CIRRUS-CS4385_08 Datasheet
1Mb / 55P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com