Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL431IYD Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
TL431IYD Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 13 page Electrical Characteristics TL431 6/13 Figure 3. Test circuit for VKA = VREF Figure 4. Test circuit for VKA = VREF Figure 5. Test circuit for IOFF Figure 6. Test circuit for phase margin and voltage gain Figure 7. Block diagram of TL1431 Figure 8. Test circuit for response time Input V KA V REF I K=10mA Output R VKA = VREF + R1 x IREF 1 R1 R2 -------- + () Input V KA V REF I K R1 R2 I REF R Output V KA=36V I OFF Input V REF I K=10mA 10 µF 10 µF Vref Cathode Anode + - Vref Vref Cathode Anode + - Vref I K=1mA 0 mA 1 mA |
Numéro de pièce similaire - TL431IYD |
|
Description similaire - TL431IYD |