Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC4425M Fiches technique(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
TC4425M Fiches technique(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
10 / 18 page TC4423M/TC4424M/TC4425M DS21937A-page 10 © 2005 Microchip Technology Inc. 4.0 APPLICATIONS INFORMATION FIGURE 4-1: Inverting Driver Switching Time. FIGURE 4-2: Non-inverting Driver Switching Time. 0.1 µF +5V 10% 90% 10% 90% 10% 90% 16V 1µF WIMA MKS-2 0V 0V TC4423M (1/2 TC4425M) 1 2 CL = 1800 pF Input Input Output tD1 tF tD2 Input: 100 kHz, square wave, Output tR V DD = 16V tRISE = tFALL ≤ 10 ns Ceramic 90% Input tD1 tF tD2 Output tR 10% 10% 10% +5V 16V 0V 0V 90% 90% Input: 100 kHz, square wave, tRISE = tFALL ≤ 10 ns 0.1 µF 1µF WIMA MKS-2 TC4424M (1/2 TC4425M) 1 2 CL = 1800 pF Input Output V DD = 16V Ceramic |
Numéro de pièce similaire - TC4425M |
|
Description similaire - TC4425M |