Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS932BIN Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
TS932BIN Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
11 / 15 page Package Mechanical Data TS931-TS932-TS934 11/15 3.3 DIP14 package DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 Plastic DIP-14 MECHANICAL DATA P001A |
Numéro de pièce similaire - TS932BIN |
|
Description similaire - TS932BIN |