Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRG4IBC20KDPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier |
|
IRG4IBC20KDPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier |
6 / 10 page IRG4IBC20KDPbF 6 www.irf.com 1 10 100 1 10 100 1000 V = 20V T = 125 C GE J o SAFE OPERATING AREA V , Collector-to-Emitter Voltage (V) CE Fig. 11 - Typical Switching Losses vs. Collector-to-Emitter Current Fig. 12 - Turn-Off SOA Fig. 13 - Maximum Forward Voltage Drop vs. Instantaneous Forward Current 0.1 1 10 100 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 FM Forward Voltage Drop - V (V) T = 150°C T = 125°C T = 25°C J J J 0 4 8 12 16 20 0.0 1.0 2.0 3.0 I , Collector-to-emitter Current (A) C R = Ohm T = 150 C V = 480V V = 15V G J CC GE ° 50 Ω |
Numéro de pièce similaire - IRG4IBC20KDPBF |
|
Description similaire - IRG4IBC20KDPBF |