Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLR7807ZCPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRLR7807ZCPBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR7807ZCPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLR7807ZCPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRLR/U7807ZCPbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13. Gate Charge Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
ID
TOP
3.0A
1.4A
BOTTOM 12A
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-


Numéro de pièce similaire - IRLR7807ZCPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR7807Z IRF-IRLR7807Z Datasheet
168Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLR7807Z ISC-IRLR7807Z Datasheet
336Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF Datasheet
264Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF_15 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
More results

Description similaire - IRLR7807ZCPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com