Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF640N Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF640N
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF640N Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF640N_04 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF640N_04 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
www.irf.com
6
IRF640N/S/L
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
25
50
75
100
125
150
175
0
100
200
300
400
500
600
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
4.4A
7.6A
11A


Numéro de pièce similaire - IRF640N_04

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF640NL IRF-IRF640NL Datasheet
155Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.15ohm, Id=18A)
logo
Fairchild Semiconductor
IRF640NL FAIRCHILD-IRF640NL Datasheet
160Kb / 11P
   N-Channel Power MOSFETs 200V, 18A, 0.15ohm
logo
International Rectifier
IRF640NL IRF-IRF640NL Datasheet
248Kb / 12P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NL KERSEMI-IRF640NL Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF640NL ISC-IRF640NL Datasheet
288Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - IRF640N_04

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com