Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF3709ZCS Fiches technique(PDF) 1 Page - International Rectifier

No de pièce IRF3709ZCS
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3709ZCS Fiches technique(HTML) 1 Page - International Rectifier

  IRF3709ZCS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3709ZCS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
www.irf.com
1
1/16/04
IRF3709ZCS
IRF3709ZCL
HEXFET® Power MOSFET
Notes
 through ‡ are on page 11
Applications
Benefits
l Low RDS(on) at 4.5V VGS
l Low Gate Charge
l Fully Characterized Avalanche Voltage
and Current
l High Frequency Synchronous Buck
Converters for Computer Processor Power
D2Pak
IRF3709ZCS
TO-262
IRF3709ZCL
PD - 95836
VDSS RDS(on) max Qg
30V
6.3m
:
17nC
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Units
VDS
Drain-to-Source Voltage
V
VGS
Gate-to-Source Voltage
ID @ TC = 25°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
A
ID @ TC = 100°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
IDM
Pulsed Drain Current
c
PD @TC = 25°C
Maximum Power Dissipation
W
PD @TC = 100°C Maximum Power Dissipation
Linear Derating Factor
W/°C
TJ
Operating Junction and
°C
TSTG
Storage Temperature Range
Soldering Temperature, for 10 seconds
Thermal Resistance
Parameter
Typ.
Max.
Units
RθJC
Junction-to-Case
i
–––
1.89
°C/W
RθJA
Junction-to-Ambient (PCB Mount)
g
–––
40
79
0.53
40
Max.
87
h
62
h
350
± 20
30
300 (1.6mm from case)
-55 to + 175


Numéro de pièce similaire - IRF3709ZCS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF3709ZCSPBF IRF-IRF3709ZCSPBF Datasheet
357Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3709ZCSPBF IRF-IRF3709ZCSPBF Datasheet
366Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3709ZCSPBF IRF-IRF3709ZCSPBF_15 Datasheet
366Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results

Description similaire - IRF3709ZCS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com